Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEVEL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEVEL' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Global Mixed-mode Techn...
G2581 Datasheet pdf image
144Kb/1P
9-CH Level Shifters
G2521 Datasheet pdf image
198Kb/2P
Integrated LCD Bias Power Supply with Level Shifter
G1588 Datasheet pdf image
225Kb/2P
10-CH Level Shifter Integrated with Gate Power
G3403 Datasheet pdf image
39Kb/1P
Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage Level Translator
G1581 Datasheet pdf image
49Kb/1P
8 Channel Voltage Level Shifters for TFT LCD
G1580 Datasheet pdf image
154Kb/1P
Level Shifters and Voltage Buffers for TFT LCD Panel
G3401 Datasheet pdf image
46Kb/1P
Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage- Level Translator
G3402 Datasheet pdf image
63Kb/1P
4-Bit Bidirectional Voltage Level Translator for Open Drain and Push-Pull Applications
G2129 Datasheet pdf image
132Kb/1P
1-2-4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing and 짹15kV ESD Protection

1


1



Qu'est-ce que LEVEL


Le niveau est l'un des composants électroniques et est un terme indiquant l'ampleur ou la résistance d'un signal électrique.

Le niveau d'un signal électrique est généralement exprimé comme une amplitude de tension ou de courant, et ces niveaux jouent un rôle important dans le traitement et l'analyse du signal dans l'équipement électronique ou les circuits.

Par exemple, les circuits numériques utilisent des niveaux de tension spécifiques pour représenter les logiques 0 et 1.

J'utilise généralement 0V comme logique 0 et 5V ou 3,3 V comme logique 1. Ces niveaux jouent un rôle important lors du traitement des signaux électriques dans des composants électroniques ou des circuits.

Les circuits analogiques traitent également les signaux en utilisant des niveaux de tension ou de courant.

Ces niveaux ont un impact significatif sur la précision et les performances du traitement du signal, et il est important de maintenir des niveaux appropriés.

Le niveau est également utilisé pour évaluer les performances des composants électroniques. Par exemple, le niveau de sortie d'un amplificateur audio est exprimé en puissance, c'est-à-dire la force du signal de sortie.

Ces niveaux sont liés à la taille et à la distance des haut-parleurs et au volume du son, et sont l'un des facteurs importants à considérer lors du choix de l'équipement audio.