Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEVEL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEVEL' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Vaishali Semiconductor
SUM40N05-19L Datasheet pdf image
69Kb/5P
N-Channel 55-V (D-S), 175C MOSFET, Logic Level

1


1



Qu'est-ce que LEVEL


Le niveau est l'un des composants électroniques et est un terme indiquant l'ampleur ou la résistance d'un signal électrique.

Le niveau d'un signal électrique est généralement exprimé comme une amplitude de tension ou de courant, et ces niveaux jouent un rôle important dans le traitement et l'analyse du signal dans l'équipement électronique ou les circuits.

Par exemple, les circuits numériques utilisent des niveaux de tension spécifiques pour représenter les logiques 0 et 1.

J'utilise généralement 0V comme logique 0 et 5V ou 3,3 V comme logique 1. Ces niveaux jouent un rôle important lors du traitement des signaux électriques dans des composants électroniques ou des circuits.

Les circuits analogiques traitent également les signaux en utilisant des niveaux de tension ou de courant.

Ces niveaux ont un impact significatif sur la précision et les performances du traitement du signal, et il est important de maintenir des niveaux appropriés.

Le niveau est également utilisé pour évaluer les performances des composants électroniques. Par exemple, le niveau de sortie d'un amplificateur audio est exprimé en puissance, c'est-à-dire la force du signal de sortie.

Ces niveaux sont liés à la taille et à la distance des haut-parleurs et au volume du son, et sont l'un des facteurs importants à considérer lors du choix de l'équipement audio.