Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LENGTH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LENGTH' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Level One
CAS-1300 Datasheet pdf image
221Kb/3P
Megapixel 1/3??CCD high-definition (HD) resolution 2.8 ~ 8.5 mm adjustable Vari-focal length for wide angle surveillance
CAS-1400 Datasheet pdf image
286Kb/3P
2-Megapixel (1600 x 1200) high-definition resolution 2.8 ~ 12 mm adjustable Vari-focal length for wide angle surveillance

1


1



Qu'est-ce que LENGTH


La longueur des composants électroniques fait référence à la longueur des composants utilisés dans les dispositifs électroniques.

Les appareils électroniques utilisent des parties de différentes tailles et formes, et la longueur de ces pièces affecte la taille et la fonction de l'ensemble du produit.

Par exemple, la longueur des câbles utilisées dans les appareils électroniques joue un rôle important dans l'alimentation ou la transmission de données.

Si la longueur du câble n'est pas appropriée, elle peut entraîner des problèmes d'alimentation ou de transmission de données.

De plus, la longueur de la pièce affecte, qu'il soit installé ou non, et il est nécessaire d'ajuster la longueur en fonction de l'espace où la pièce sera installée.

Par conséquent, lors de la conception d'un appareil électronique, il est nécessaire de considérer correctement la longueur de la pièce.

Cela vous permet d'optimiser les performances et les fonctionnalités de votre électronique.