Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEADED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEADED' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Texas Instruments
LMZ14201 Datasheet pdf image
1Mb/29P
SIMPLE SWITCHER 6V to 42V, 1A Power Module in Leaded SMT-TO Package

1


1



Qu'est-ce que LEADED


«Louade» dans des composants électroniques signifie des composants électroniques avec des fils attachés.

Un lead est une broche de connexion qui relie les jonctions des composants électroniques et sert à transmettre des signaux électriques ou de l'alimentation.

Les composants électroniques au plomb sont principalement composés de formulaire DIP (double package en ligne) ou SIP (package en ligne unique).

La DIP a exposé des fils des deux côtés et est utilisé dans divers composants tels que IC (circuit intégré), résistances et condensateurs.

SIP a exposé des fils d'un côté et est principalement utilisé dans divers capteurs ou commutateurs.

Étant donné que les composants électroniques au plomb sont attachés mécaniquement, les composants peuvent être facilement remplacés ou manipulés.

Par conséquent, les pièces électroniques au plomb facilitent la réparation et l'entretien des dispositifs électroniques.

Cependant, puisque les pistes peuvent provoquer du bruit ou une défaillance de la partie qui entre en contact avec la carte de circuit imprimé, les composants électroniques de type de montage de surface sans plomb (SMT) ont récemment été largement utilisés.