Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LDO Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LDO' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Advanced Monolithic Sys...
AMS1085 Datasheet pdf image
2Mb/11P
3A LDO VOLTAGE REGULATOR
AMS1084 Datasheet pdf image
1Mb/11P
5A LDO VOLTAGE REGULATOR
AMS3109 Datasheet pdf image
584Kb/10P
Micropower 700mA Low Noise Fast Transient Response LDO
AMS4123 Datasheet pdf image
590Kb/18P
3A 20V Step-Down Converter plus 1A LDO
AMS3108 Datasheet pdf image
490Kb/10P
Micropower 700mA Low Noise Fast Transient Response LDO
AMS6211 Datasheet pdf image
1Mb/5P
LOW ESR CAPS COMPATIBLE HIGH SPEED LDO VOLTAGE REGULATOR
AMS6221 Datasheet pdf image
1Mb/3P
LOW ESR CAPS COMPATIBLE HIGH SPEED LDO VOLTAGE REGULATOR

1


1



Qu'est-ce que LDO


Un régulateur à faible décrochage (LDO) est un type de régulateur de tension linéaire utilisé dans les composants électroniques.

Le régulateur LDO fournit une tension de sortie stable en minimisant le dépassement entre les tensions d'entrée et de sortie.

Les régulateurs de LDO sont utilisés dans des composants électroniques qui nécessitent une stabilisation de tension.

Par exemple, dans les appareils mobiles, les régulateurs LDO sont utilisés pour convertir la tension de la batterie en un 3,3 V ou 5 V stable.

De plus, il fournit une tension stable dans les systèmes numériques tels que les microcontrôleurs pour assurer la stabilité et la fiabilité du système.

Les régulateurs de LDO sont également utilisés dans les composants électroniques à faible puissance. En effet, l'efficacité de conversion de tension est relativement médiocre.

Les régulateurs de LDO sont largement utilisés dans les appareils mobiles et les appareils portables où une faible consommation d'énergie et une durée de vie de la batterie sont importantes en raison de leur structure simple et fiable.