Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LDO Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LDO' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ELM Electronics
ELM1117XG Datasheet pdf image
944Kb/7P
Bipolar 1A LDO Voltage regulator
ELM88 Datasheet pdf image
1Mb/21P
CMOS 300mA LDO Voltage regulator
ELM89 Datasheet pdf image
1Mb/20P
CMOS 300mA LDO Voltage regulator
ELM1117HH Datasheet pdf image
1Mb/6P
Bipolar 1A LDO voltage regulator
ELM86 Datasheet pdf image
987Kb/13P
CMOS Dual 400mA LDO Regulator
ELM85 Datasheet pdf image
1Mb/14P
CMOS 600mA/800mA LDO voltage regulator

1


1



Qu'est-ce que LDO


Un régulateur à faible décrochage (LDO) est un type de régulateur de tension linéaire utilisé dans les composants électroniques.

Le régulateur LDO fournit une tension de sortie stable en minimisant le dépassement entre les tensions d'entrée et de sortie.

Les régulateurs de LDO sont utilisés dans des composants électroniques qui nécessitent une stabilisation de tension.

Par exemple, dans les appareils mobiles, les régulateurs LDO sont utilisés pour convertir la tension de la batterie en un 3,3 V ou 5 V stable.

De plus, il fournit une tension stable dans les systèmes numériques tels que les microcontrôleurs pour assurer la stabilité et la fiabilité du système.

Les régulateurs de LDO sont également utilisés dans les composants électroniques à faible puissance. En effet, l'efficacité de conversion de tension est relativement médiocre.

Les régulateurs de LDO sont largement utilisés dans les appareils mobiles et les appareils portables où une faible consommation d'énergie et une durée de vie de la batterie sont importantes en raison de leur structure simple et fiable.