Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LDO Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LDO' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Cystech Electonics Corp...
EM5103 Datasheet pdf image
756Kb/12P
3A Low Dropout LDO
EM5103QP Datasheet pdf image
756Kb/12P
3A Low Dropout LDO
EM5102AQP Datasheet pdf image
950Kb/12P
2A Low Dropout LDO
EM5103NA Datasheet pdf image
756Kb/12P
3A Low Dropout LDO
LM6219-33N5 Datasheet pdf image
353Kb/9P
300mA High Speed LDO Regulator,
LM6219-3.3N5 Datasheet pdf image
450Kb/9P
300mA High Speed LDO Regulator
LM1101N5 Datasheet pdf image
744Kb/10P
300mA High PSRR Low Noise LDO

1


1



Qu'est-ce que LDO


Un régulateur à faible décrochage (LDO) est un type de régulateur de tension linéaire utilisé dans les composants électroniques.

Le régulateur LDO fournit une tension de sortie stable en minimisant le dépassement entre les tensions d'entrée et de sortie.

Les régulateurs de LDO sont utilisés dans des composants électroniques qui nécessitent une stabilisation de tension.

Par exemple, dans les appareils mobiles, les régulateurs LDO sont utilisés pour convertir la tension de la batterie en un 3,3 V ou 5 V stable.

De plus, il fournit une tension stable dans les systèmes numériques tels que les microcontrôleurs pour assurer la stabilité et la fiabilité du système.

Les régulateurs de LDO sont également utilisés dans les composants électroniques à faible puissance. En effet, l'efficacité de conversion de tension est relativement médiocre.

Les régulateurs de LDO sont largement utilisés dans les appareils mobiles et les appareils portables où une faible consommation d'énergie et une durée de vie de la batterie sont importantes en raison de leur structure simple et fiable.