Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LDO Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LDO' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Aeroflex Circuit Techno...
VRG8691 Datasheet pdf image
393Kb/10P
Adjustable 7.5A Positive LDO Regulator Radiation Tolerant
VRG8684 Datasheet pdf image
454Kb/6P
Voltage Regulator, 3.0 Amp, Positive Low Dropout (LDO), Adjustable Radiation Tolerant
VRG8662 Datasheet pdf image
280Kb/6P
Voltage Regulator, 1.0 Amp, Positive Low Dropout (LDO), Adjustable Radiation Tolerant
VRG8657 Datasheet pdf image
335Kb/7P
Dual Voltage Regulator, 1.0 Amp, Positive Low Dropout (LDO), Adjustable Radiation Tolerant
VRG8687 Datasheet pdf image
423Kb/7P
Dual Voltage Regulator, 3.0 Amp, Positive Low Dropout (LDO), Adjustable Radiation Tolerant
VRG8653 Datasheet pdf image
514Kb/9P
Dual Voltage Regulator, 3.0 Amp, Positive and Negative Low Dropout (LDO), Adjustable Radiation Tolerant

1


1



Qu'est-ce que LDO


Un régulateur à faible décrochage (LDO) est un type de régulateur de tension linéaire utilisé dans les composants électroniques.

Le régulateur LDO fournit une tension de sortie stable en minimisant le dépassement entre les tensions d'entrée et de sortie.

Les régulateurs de LDO sont utilisés dans des composants électroniques qui nécessitent une stabilisation de tension.

Par exemple, dans les appareils mobiles, les régulateurs LDO sont utilisés pour convertir la tension de la batterie en un 3,3 V ou 5 V stable.

De plus, il fournit une tension stable dans les systèmes numériques tels que les microcontrôleurs pour assurer la stabilité et la fiabilité du système.

Les régulateurs de LDO sont également utilisés dans les composants électroniques à faible puissance. En effet, l'efficacité de conversion de tension est relativement médiocre.

Les régulateurs de LDO sont largement utilisés dans les appareils mobiles et les appareils portables où une faible consommation d'énergie et une durée de vie de la batterie sont importantes en raison de leur structure simple et fiable.