Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LDO Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LDO' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
TelCom Semiconductor, I...
TC1070 Datasheet pdf image
117Kb/12P
50mA ADJUSTABLE CMOS LDO WITH SHUTDOWN
TC1014 Datasheet pdf image
109Kb/10P
50mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND REFERENCE BYPASS
TC1054 Datasheet pdf image
123Kb/12P
50mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND ERROR OUTPUT
TC1173 Datasheet pdf image
54Kb/7P
300mA CMOS LDO with Shutdown, ERROR Output and Bypass
TC1072 Datasheet pdf image
126Kb/12P
50mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN, ERROR OUTPUT AND VREF BYPASS

1


1



Qu'est-ce que LDO


Un régulateur à faible décrochage (LDO) est un type de régulateur de tension linéaire utilisé dans les composants électroniques.

Le régulateur LDO fournit une tension de sortie stable en minimisant le dépassement entre les tensions d'entrée et de sortie.

Les régulateurs de LDO sont utilisés dans des composants électroniques qui nécessitent une stabilisation de tension.

Par exemple, dans les appareils mobiles, les régulateurs LDO sont utilisés pour convertir la tension de la batterie en un 3,3 V ou 5 V stable.

De plus, il fournit une tension stable dans les systèmes numériques tels que les microcontrôleurs pour assurer la stabilité et la fiabilité du système.

Les régulateurs de LDO sont également utilisés dans les composants électroniques à faible puissance. En effet, l'efficacité de conversion de tension est relativement médiocre.

Les régulateurs de LDO sont largement utilisés dans les appareils mobiles et les appareils portables où une faible consommation d'énergie et une durée de vie de la batterie sont importantes en raison de leur structure simple et fiable.