Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LDO Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LDO' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Excelliance MOS Corp.
EM5103 Datasheet pdf image
331Kb/10P
3A Low Dropout LDO
EM5105 Datasheet pdf image
416Kb/10P
1A Low Dropout LDO
EM5106 Datasheet pdf image
396Kb/10P
3A Low Dropout LDO
EM5107 Datasheet pdf image
1Mb/10P
3A Low Dropout LDO
EM5102 Datasheet pdf image
348Kb/9P
2A Low Dropout LDO
EM1106 Datasheet pdf image
815Kb/10P
600mA High PSRR Low Noise LDO
EM1103 Datasheet pdf image
275Kb/8P
300mA, High PSRR, Low Noise LDO Regulator
EM1101 Datasheet pdf image
260Kb/8P
300mA High PSRR Low Noise, Adjustable LDO Regulator
EM1105 Datasheet pdf image
756Kb/8P
300mA, High PSRR, Low Noise, Adjustable LDO Regulator

1


1



Qu'est-ce que LDO


Un régulateur à faible décrochage (LDO) est un type de régulateur de tension linéaire utilisé dans les composants électroniques.

Le régulateur LDO fournit une tension de sortie stable en minimisant le dépassement entre les tensions d'entrée et de sortie.

Les régulateurs de LDO sont utilisés dans des composants électroniques qui nécessitent une stabilisation de tension.

Par exemple, dans les appareils mobiles, les régulateurs LDO sont utilisés pour convertir la tension de la batterie en un 3,3 V ou 5 V stable.

De plus, il fournit une tension stable dans les systèmes numériques tels que les microcontrôleurs pour assurer la stabilité et la fiabilité du système.

Les régulateurs de LDO sont également utilisés dans les composants électroniques à faible puissance. En effet, l'efficacité de conversion de tension est relativement médiocre.

Les régulateurs de LDO sont largement utilisés dans les appareils mobiles et les appareils portables où une faible consommation d'énergie et une durée de vie de la batterie sont importantes en raison de leur structure simple et fiable.