Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LASER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LASER' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
THOR communications
F-KBAND-T Datasheet pdf image
401Kb/1P
The F-KBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 25 GHz
F-SBAND-T Datasheet pdf image
425Kb/1P
The F-SBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 5 GHz

1


1



Qu'est-ce que LASER


Le laser est une forme de lumière, avec une longueur d'onde relativement courte et une puissance de focalisation forte.

C'est l'un des composants électroniques largement utilisés dans diverses industries.

Les lasers sont utilisés à diverses fins.

Par exemple, les lasers sont utilisés dans le domaine médical pour la chirurgie oculaire et le traitement de la peau.

De plus, les lasers industriels sont utilisés pour les opérations de coupe, de soudage et de marquage.

Les lasers sont également utilisés dans les télécommunications et les applications de stockage.

Les lasers sont utilisés pour transmettre des informations dans les communications à fibre optique, et sont également utilisés pour lire et écrire des informations sur les disques optiques tels que les CD, les DVD et les disques Blu-ray.

Les lasers sont également utilisés dans la métrologie optique.

Il existe des télémètres laser et des dispositifs de suivi laser.

Le laser joue un rôle important dans divers domaines en raison de sa fonctionnalité élevée et de ses dispositifs de haute précision.

De plus, il devrait être utilisé à des fins plus diverses à mesure que la technologie progresse.