Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LAMP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LAMP' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
CT Micro International ...
PT8500BT Datasheet pdf image
843Kb/9P
5mm Lamp Type Photo Transistor
PT8300BT Datasheet pdf image
836Kb/9P
3mm Lamp Type Photo Transistor
IR300N-D0 Datasheet pdf image
788Kb/8P
3mm Lamp Type 940nm Infrared Emitter
HIR500T-F0 Datasheet pdf image
772Kb/8P
5mm Lamp Type 850nm Infrared Emitter
IR500N-E0 Datasheet pdf image
672Kb/8P
5mm Lamp Type 940nm Infrared Emitter
IR500N-C0 Datasheet pdf image
785Kb/8P
5mm Lamp Type 940nm Infrared Emitter
IR300N-F0 Datasheet pdf image
784Kb/8P
3mm Lamp Type 940nm Infrared Emitte
IR500N-D0 Datasheet pdf image
783Kb/8P
5mm Lamp Type 940nm Infrared Emitter

1


1



Qu'est-ce que LAMP


Une lampe est un composant électronique qui génère de la lumière en utilisant l'énergie électrique.

Ils sont généralement utilisés dans les ampoules ou les lumières et fonctionnent à l'aide d'énergie électrique.

Il existe plusieurs types de lampes, et en général, il existe des LED en trois couleurs, des lampes fluorescentes, des lampes à mercure, des lampes de sodium, des lampes à vapeur de mercure, des lampes halogènes et des lampes de sodium.

Chaque lampe fonctionne d'une manière différente. Par exemple, les lampes fluorescentes utilisent le débit de gaz pour générer de la lumière et les lampes halogènes utilisent du chaleur pour générer de la lumière.

Les lampes ont généralement une grande efficacité, une longue durée de vie et offrent une large gamme de couleurs et de luminosité.

Ces caractéristiques sont largement utilisées dans le domaine de l'éclairage.

De plus, l'utilisation de lampes à faible puissance peut réduire la consommation d'énergie et réaliser un éclairage respectueux de l'environnement.

Cependant, récemment, avec le développement de la technologie des semi-conducteurs tels que les LED, l'éclairage LED devient le courant dominant en tant que substitut des lampes.

LED consomme moins de puissance, a une efficacité lumineuse plus élevée et a moins de perte en raison de moins de production de chaleur.

De plus, il offre une variété de couleurs et de luminosité, et est économique avec une durabilité élevée et une longévité.