Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



JUNCTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'JUNCTION' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Infineon Technologies A...
IJW120R100T1 Datasheet pdf image
1Mb/20P
Silicon Carbide- Junction Field Effect Transistor
Rev. 2.0, 2013-09-11
IJW120R070T1 Datasheet pdf image
1Mb/20P
Silicon Carbide- Junction Field Effect Transistor
Rev. 2.0, 2013-09-11
2EDL803X Datasheet pdf image
1Mb/32P
120 V boot, 3 A / 4 A, junction-isolated high-side and low-side gate driver IC
Rev. 2.1 2023-04-04
2EDL8X2X Datasheet pdf image
1Mb/26P
120 V Boot, 3 A / 4 A, Junction-Isolated High Side and Low Side Gate Driver ICs
Rev. 2.8, 2022-09-23

1


1



Qu'est-ce que JUNCTION


La jonction dans les composants électroniques signifie la jonction p-n.

Les jonctions P-N sont utilisées dans divers composants électroniques et sont l'un des composants importants des appareils semi-conducteurs.

Une jonction P-N est faite en connectant un semi-conducteur de type P et un semi-conducteur de type N. À l'heure actuelle, une jonction PN est formée comme des électrons et des trous se combinent près de la jonction du semi-conducteur de type P et du semi-conducteur de type N.

Dans ce processus, le flux de charge est entravé près de la jonction P-N pour former une région où aucun courant circule, et divers composants électroniques sont construits en utilisant cette zone.

Les jonctions P-N jouent un rôle important dans les appareils semi-conducteurs.

Il est utilisé dans divers appareils tels que les diodes et les transistors, et est utilisé pour la conversion, le contrôle et le traitement des signaux électriques dans les composants électroniques.

De plus, les jonctions P-N sont également utilisées dans les cellules solaires, qui jouent un rôle important dans la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique.