Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



INPUT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'INPUT' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Union Semiconductor, In...
UM805 Datasheet pdf image
379Kb/14P
Voltage Monitors with Manual Reset Input
UM1550 Datasheet pdf image
416Kb/13P
8V Input, Low Quiescent Current Linear Regulator
UM14225S Datasheet pdf image
280Kb/10P
300mA, Low Consumption, Wide Input Voltage Linear Regulator
UM1431 Datasheet pdf image
588Kb/19P
30V Input, 100mA Current Limit, Micropower Linear Regulator
UM14225S Datasheet pdf image
222Kb/10P
300mA, Low Consumption, Wide Input Voltage Linear Regulator
UM1430 Datasheet pdf image
660Kb/19P
18V Input, 100mA Current Limited, Micropower Linear Regulator
UM706 Datasheet pdf image
558Kb/15P
Supply Voltage Supervisor w/Watchdog Input and Manual Reset
UM706LS Datasheet pdf image
593Kb/17P
Supply Voltage Supervisor w/Watchdog Input and Manual Reset

1


1



Qu'est-ce que INPUT


Dans les pièces électroniques, l'entrée signifie que les signaux électriques ou les données entrent dans la borne d'entrée de la pièce.

Cette entrée est l'un des éléments essentiels pour que les composants électroniques fonctionnent.

Les entrées des composants électroniques peuvent se présenter sous de nombreuses formes.

Par exemple, lorsqu'un signal électrique arrive en entrée d'un composant électronique, l'entrée a des propriétés telles que l'amplitude, la fréquence et la phase du signal électrique.

Dans le cas de l'entrée de données, l'entrée est exprimée en tant que signal numérique et peut être exprimée sous la forme d'un code binaire ou d'un code ASCII.

L'entrée d'un composant électronique provient généralement d'un autre composant ou système électronique.

Par exemple, dans le cas d'un microprocesseur, l'entrée est transmise à travers des dispositifs d'entrée tels que des capteurs externes, des boutons, des claviers et des souris.

Pour les appareils photo numériques, l'entrée est des données d'image collectées à partir du capteur d'image.

Dans les composants électroniques, une entrée correcte est essentielle pour que le composant fonctionne correctement et produit la sortie requise.