Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HYBRID Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HYBRID' - Totale: 21 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PREMIER DEVICES, INC.
D10040230P1 Datasheet pdf image
134Kb/4P
Hybrid Power Doubler amplifier module
D8740220GT Datasheet pdf image
135Kb/4P
GaAs Power Doubler Hybrid 40 - 870MHz
S10040220P Datasheet pdf image
154Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 1000MHz 22dB min. Gain @ 1000MHz 270mA max. @ 24VDC
S8740280GT Datasheet pdf image
88Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 28.0dB min. Gain @ 870MHz 260mA max. @ 24VDC
S8740220P Datasheet pdf image
127Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 22dB min. Gain @ 870MHz 270mA max. @ 24VDC
S8740180GT Datasheet pdf image
62Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 18.7dB min. Gain @ 870MHz 240mA max. @ 24VDC
S7540340 Datasheet pdf image
126Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 750MHz 34.0dB min. Gain @ 750MHz 280mA max. @ 24VDC
S10040280GT Datasheet pdf image
88Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 1000MHz 28.0dB min. Gain @ 1000MHz 260mA max. @ 24VDC
S10040230GT Datasheet pdf image
87Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 1000MHz 23.5dB min. Gain @ 1GHz 250mA max. @ 24VDC
S8740240P12 Datasheet pdf image
128Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 23.5dB min. Gain @ 870MHz 450mA max. @ 12VDC
S8740240GT Datasheet pdf image
62Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 24.2dB min. Gain @ 870MHz 240mA max. @ 24VDC
S8740220GT Datasheet pdf image
62Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 22.7dB min. Gain @ 870MHz 240mA max. @ 24VDC
S5540340 Datasheet pdf image
126Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 550MHz 34.0dB min. Gain @ 550MHz 280mA max. @ 24VDC
S8740190 Datasheet pdf image
67Kb/4P
Si Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 18.5dB min. Gain @ 870MHz 240mA max. @ 24VDC
S8740260GT Datasheet pdf image
76Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 26.0dB min. Gain @ 870MHz 240mA max. @ 24VDC
S8740240P Datasheet pdf image
128Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 23.5dB min. Gain @ 870MHz 255mA max. @ 24VDC
S8740200P Datasheet pdf image
128Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 870MHz 20dB min. Gain @ 870MHz 260mA max. @ 24VDC
S10040240P Datasheet pdf image
155Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 1000MHz 24.0dB min. Gain @ 1000MHz 255mA max. @ 24VDC
S10040220GT Datasheet pdf image
65Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 1000MHz 23.0dB min. Gain @ 1GHz 240mA max. @ 24VDC
S10040200P Datasheet pdf image
160Kb/4P
GaAs Push Pull Hybrid 40 - 1000MHz 20dB min. Gain @ 1000MHz 260mA max. @ 24VDC

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que HYBRID


Dans les composants électroniques, l'hybride fait référence aux produits ou technologies fabriqués en combinant plusieurs technologies ou composants différents.

Par exemple, dans les composants électroniques, l'hybride peut se référer à un seul appareil fabriqué en combinant plusieurs types différents de dispositifs semi-conducteurs.

Il peut combiner les propriétés de différents matériaux pour fournir de nouvelles fonctions ou améliorer celles existantes.

Par exemple, en combinant la technologie complémentaire de métal-oxyde-semi-conducteur (CMOS) avec une faible consommation d'énergie et une technologie de transistor de jonction bipolaire (BJT) capable d'un fonctionnement à grande vitesse, des dispositifs hybrides peuvent être créés qui permettent un traitement à grande vitesse avec une faible consommation d'énergie.

De plus, dans les pièces électroniques, l'hybride signifie un produit électronique fabriqué en combinant diverses technologies ou pièces.

Par exemple, un véhicule hybride est un véhicule qui combine un moteur électrique avec un moteur à carburant pour améliorer l'économie de carburant et améliorer les performances.

Dans les composants électroniques, Hybrid offre divers avantages en combinant différentes technologies ou composants pour fournir de nouvelles fonctions ou améliorer les performances.

Par conséquent, la technologie hybride est largement utilisée dans le domaine des composants électroniques et évolue continuellement.