Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HYBRID Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HYBRID' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
E-Tech Electronics LTD
GBAS16 Datasheet pdf image
146Kb/2P
The GBAS16 is designed for high-speed switching application in hybrid thick and thin-film circuits
GBAV70 Datasheet pdf image
197Kb/3P
The GBAV70 consists of two diodes in a plastic surface mount package. The diodes are connected in series and the unit is designed for high-speed switching application in hybrid thick and thin-film circuits
GBAV99 Datasheet pdf image
192Kb/2P
The GBAV99 consists of two diodes in a plastic surface mount package. The diodes are connected in series and the unit is designed for high-speed switching application in hybrid thick and thin-film circuits

1


1



Qu'est-ce que HYBRID


Dans les composants électroniques, l'hybride fait référence aux produits ou technologies fabriqués en combinant plusieurs technologies ou composants différents.

Par exemple, dans les composants électroniques, l'hybride peut se référer à un seul appareil fabriqué en combinant plusieurs types différents de dispositifs semi-conducteurs.

Il peut combiner les propriétés de différents matériaux pour fournir de nouvelles fonctions ou améliorer celles existantes.

Par exemple, en combinant la technologie complémentaire de métal-oxyde-semi-conducteur (CMOS) avec une faible consommation d'énergie et une technologie de transistor de jonction bipolaire (BJT) capable d'un fonctionnement à grande vitesse, des dispositifs hybrides peuvent être créés qui permettent un traitement à grande vitesse avec une faible consommation d'énergie.

De plus, dans les pièces électroniques, l'hybride signifie un produit électronique fabriqué en combinant diverses technologies ou pièces.

Par exemple, un véhicule hybride est un véhicule qui combine un moteur électrique avec un moteur à carburant pour améliorer l'économie de carburant et améliorer les performances.

Dans les composants électroniques, Hybrid offre divers avantages en combinant différentes technologies ou composants pour fournir de nouvelles fonctions ou améliorer les performances.

Par conséquent, la technologie hybride est largement utilisée dans le domaine des composants électroniques et évolue continuellement.