Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HEIGHT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HEIGHT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Bourns Electronic Solut...
SRR1210-680M Datasheet pdf image
237Kb/2P
Available in E12 series, Height of 10 mm, Current rating up to 11 A

1


1



Qu'est-ce que HEIGHT


Dans les composants électroniques, la hauteur est un terme utilisé pour décrire la hauteur d'un composant.

C'est l'un des facteurs les plus importants dans la conception et la fabrication de composants électroniques.

La hauteur d'un composant électronique dépend de la taille et de la forme du composant et de son emplacement de montage.

Par exemple, des composants communs tels que les condensateurs et les résistances varient en hauteur de quelques millimètres à plusieurs dizaines de millimètres.

Cependant, pour les petits composants tels que les micropuces qui ne sont pas directement exposés au sein de la carte, les hauteurs peuvent aller de quelques micromètres à plusieurs millimètres.

La hauteur d'une pièce dépend de ce pour quoi il est conçu et où il est utilisé.

Par exemple, les petits produits électroniques tels que les appareils mobiles nécessitent des composants à profil bas car l'espace est très limité.

D'un autre côté, dans le cas de grands produits électroniques, des composants hauts peuvent être utilisés, de sorte que des condensateurs avec des capacités plus importants ou des dispositifs semi-conducteurs avec des sorties plus élevées peuvent être utilisés.

Par conséquent, dans les composants électroniques, la hauteur est l'un des facteurs les plus importants qui affectent considérablement la taille et la conception des composants.

En sélectionnant et en concevant les composants dans ce domaine, les performances et les fonctionnalités des composants électroniques peuvent être optimisées.