Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HEATSINK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HEATSINK' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Amphenol Corporation
P-U90-G4X1-1XXX Datasheet pdf image
826Kb/10P
WITH HEATSINK

1


1



Qu'est-ce que HEATSINK


Le dissipateur thermique est un appareil qui absorbe et disperse efficacement la chaleur générée à partir de composants ou de dispositifs électroniques. Les dissipateurs thermiques sont généralement faits de métaux qui conduisent efficacement la chaleur, souvent en aluminium ou en cuivre.

Lorsque les composants électroniques fonctionnent, la chaleur générée est rapidement absorbée par le dissipateur de chaleur et en raison de la grande surface du dissipateur de chaleur, il est rapidement dissipé en échangeant de la chaleur avec l'air environnant. Cela empêche les composants électroniques de surchauffer et les aide à fonctionner de manière fiable.

Les dissipateurs thermiques sont principalement utilisés dans les unités de traitement centrales (CPU), les unités de traitement graphique (GPU), les convertisseurs de puissance et d'autres composants électroniques générateurs de chaleur. En particulier, les dissipateurs de chaleur sont l'un des composants importants des ordinateurs à haute performance, des cartes graphiques, des serveurs et d'autres appareils électroniques. Les dissipateurs thermiques aident les composants électroniques à fonctionner de manière fiable et à optimiser les performances, et à jouer un rôle important dans la prévention des problèmes de surchauffe et l'extension de la durée de vie de l'appareil.