Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



HEADER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'HEADER' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Pulse A Technitrol Comp...
T1108FNL Datasheet pdf image
502Kb/3P
XFMR, OCT, T1, TOU, 1:2CT OPEN HEADER
TX1079FNL Datasheet pdf image
491Kb/3P
XFMR,OCT,T1,TOU,1:2 OPEN HEADER
T1142FNL Datasheet pdf image
489Kb/3P
XFMR,OCT,T1,TOU,1:2.4,1:1 OPEN HEADER
TX1261FNL Datasheet pdf image
508Kb/3P
XFMR,OCTAL,T1,40-PIN TOU OPEN HEADER,1:2CT,1:1
TX1261MNL Datasheet pdf image
223Kb/2P
XFMR,OCTAL,E1,40-PIN TOU OPEN HEADER, 1:2CT,1:1

1


1



Qu'est-ce que HEADER


En-tête est l'un des termes utilisés avec les connecteurs dans les composants électroniques.

Un en-tête se compose généralement d'une série d'épingles et peut être connecté à d'autres connecteurs ou composants électroniques.

Les en-têtes sont principalement utilisés pour:

Programmation et débogage: les en-têtes connectés à un ordinateur ou à un microcontrôleur sont utilisés pour la programmation et le débogage.

Ces en-têtes prennent généralement en charge une interface JTAG (Device Common Debogging) ou SWD (débogage de fil série), qui permet aux développeurs de communiquer avec le microcontrôleur pour télécharger et déboguer le code.

Connexion du capteur à module: Vous pouvez utiliser des en-têtes pour connecter des capteurs ou d'autres modules.

Par exemple, les tableaux de développement comme Arduino utilisent généralement des en-têtes pour se connecter aux capteurs ou aux modules.

Connexion de la carte de circuit imprimé (PCB): Lors de la construction d'un PCB, les en-têtes peuvent être utilisés pour le connecter à d'autres cartes de circuits imprimées ou composants électroniques.

Les en-têtes sont généralement livrés avec un nombre de broches uniformes, ce qui vous permet de faire correspondre exactement le nombre de broches de ce à quoi vous vous connectez.

Les en-têtes sont disponibles dans une variété de tailles et de dénombrements de broches, et sont facilement disponibles auprès des fournisseurs de composants électroniques.