Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



GUIDE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'GUIDE' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
FCI connector
66527-518 Datasheet pdf image
483Kb/6P
GUIDE PIN CARD CONNECTOR
66527-020LF Datasheet pdf image
483Kb/6P
GUIDE PIN CARD CONNECTOR
10037909-101LF Datasheet pdf image
123Kb/2P
7.2mm GUIDE MODULE, RIGHT ANGLE
10045588 Datasheet pdf image
124Kb/2P
7.2mm R/A GUIDE BALDE
10045367-101LF Datasheet pdf image
123Kb/2P
7.2MM R/A GUIDE SOCKET
51741 Datasheet pdf image
232Kb/3P
VERTICAL RECEPTACLE W/ GUIDE PIN SIGNAL /POWER
10044366-101LF Datasheet pdf image
126Kb/2P
10.8mm R/A GUIDE PIN 4/5 PAIR
10044314-101LF Datasheet pdf image
124Kb/2P
7.2mm R/A GUIDE PIN 4/5 PAIR

1


1



Qu'est-ce que GUIDE


Dans les composants électroniques, un guide est un composant qui fournit un chemin par lequel les ondes électromagnétiques sont transmises.

Les guides sont généralement utilisés dans la gamme de fréquences haute fréquence ou micro-ondes et se présentent sous une variété de formes et de tailles.

Le guide fonctionne différemment en fonction de l'amplitude et de la fréquence des ondes électromagnétiques.

Si l'amplitude de l'onde électromagnétique est faible, le guide peut le traverser tel quel, mais si l'amplitude de l'onde électromagnétique est élevée, elle peut entrer en collision avec la paroi du guide et être reflétée ou dissipée.

Par conséquent, le guide doit être bien sélectionné en fonction de la plage de fréquences des ondes électromagnétiques.

Les guides se présentent généralement sous une variété de formes.

Généralement, il est disponible dans un boîtier métallique avec une section transversale rectangulaire, circulaire ou elliptique, et ce cas sert à induire des ondes électromagnétiques.

Des guides sont également fournis sous diverses formes telles que la polarisation, la polarisation linéaire et la polarisation circulaire, vous pouvez donc les sélectionner en fonction des caractéristiques des ondes électromagnétiques.

Guide joue également un rôle dans la réalisation et la concentration des ondes électromagnétiques.

Par conséquent, le guide est utilisé en tant que partie importante dans la technologie des ondes électromagnétiques telles que les antennes et les radars.