Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



GSM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'GSM' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Texas Instruments
TCM4400 Datasheet pdf image
399Kb/72P
GSM/DCS BASEBAND AND VOICE A/D AND D/A RF INTERFACE CIRCUIT
DAC38RF86 Datasheet pdf image
2Mb/141P
Dual- or Single-Channel, Single-Ended, 14-bit, 9-GSPS, RF-Sampling DAC with JESD204B Interface and On-Chip GSM PLL

1


1



Qu'est-ce que GSM


«GSM» signifie «Système mondial pour les communications mobiles» et est une norme internationale pour les communications mobiles. Il fait référence à un système de communication sans fil qui prend en charge les appareils de communication mobile tels que les téléphones mobiles. GSM est utilisé dans de nombreux pays et est l'une des technologies clés qui permet les communications de téléphonie mobile et de données.

En ce qui concerne les composants électroniques, la technologie GSM se compose des éléments suivants:

Carte SIM (module d'identité d'abonné): un téléphone mobile ou un périphérique de données qui se connecte à un réseau GSM utilise une carte SIM. La carte SIM stocke vos paramètres d'identité et de communication et vous permet de vous connecter au réseau GSM.

Module GSM: un module utilisé dans les composants électroniques pour implémenter les communications GSM, permettant une communication dans les téléphones mobiles ou d'autres appareils à l'aide d'une carte SIM.

Antenne: Les antennes pour les communications GSM peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil électronique et envoyer et recevoir des signaux pour permettre la communication.

Station de base: les réseaux GSM incluent les appareils de transmission appelées stations de base, à travers lesquelles ils communiquent avec votre téléphone portable.

Circuits et protocoles électroniques: les communications GSM suivent des circuits et protocoles électroniques spécifiques. Il gère la transmission des données, la sécurité et d'autres fonctions de communication.

La technologie GSM est utilisée comme standard pour les communications mobiles dans le monde, permettant des appels téléphoniques, de la messagerie texte, du transfert de données et de l'accès à Internet. Les réseaux GSM sont un exemple de technologie de communication mobile de 2e génération (2G), avec des mises à niveau générationnelles ultérieures telles que la 3G, la 4G LTE et la 5G fournissant des débits et des fonctionnalités de données plus élevés.