Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



GATE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'GATE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MagnaChip Semiconductor...
MSI6000 Datasheet pdf image
443Kb/9P
11-Channel Level Shifter with Gate Voltage Shaping and Discharge Functions

1


1



Qu'est-ce que GATE


Une porte est un composant ou un circuit qui reçoit un signal d'entrée d'un circuit électronique et le traite pour générer un signal de sortie.

Les portes représentatives incluent et, ou non, NAND, NOR, et XOR Gates, et divers circuits logiques peuvent être configurés en combinant ces portes.

Les portes sont couramment utilisées dans les circuits logiques numériques, où les entrées et les sorties sont représentées par des valeurs numériques (0 ou 1).

Une porte calcule une valeur de sortie en fonction de son entrée, et sa sortie change en fonction du signal d'entrée.

Par exemple, une porte et une porte prend deux entrées ou plus, et la sortie est 1 lorsque toutes les entrées sont 1, et la sortie est 0 autrement.

Une porte ou une sortie a une sortie de 1 alors qu'au moins une de ses entrées est 1 et une sortie de 0 lorsque toutes les entrées sont 0.

Une porte non sort l'opposé du signal d'entrée.

Les portes jouent un rôle important dans les circuits logiques numériques.

Lors de la construction d'un circuit logique, sélectionnez les portes appropriées et combinez-les pour former le circuit logique souhaité.

Les portes sont également utilisées dans des appareils numériques tels que les processeurs et les souvenirs.