Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FUNCTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FUNCTION' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Injoinic Technology Co....
IP5209 Datasheet pdf image
1Mb/14P
2.1A Charging 2.4A Discharge Integrated DCP Function Mobile Power SOC
IP5407 Datasheet pdf image
1Mb/13P
2A charge 2.1A / 2.4A discharge integrated DCP function mobile power SOC
V1.31 2019
IP5322 Datasheet pdf image
2Mb/23P
Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
IP5312 Datasheet pdf image
1Mb/17P
3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
IP5318 Datasheet pdf image
1Mb/27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC

1


1



Qu'est-ce que FUNCTION


Une fonction dans un composant électronique signifie la fonction effectuée par le composant.

Par exemple, les dispositifs semi-conducteurs peuvent avoir diverses fonctions.

Certains périphériques semi-conducteurs effectuent des fonctions de commutation en permettant au courant de circuler, tandis que d'autres effectuent des fonctions d'amplificateur en amplifiant le courant.

De plus, dans les composants électroniques, il existe d'autres types de composants qui remplissent diverses fonctions.

Par exemple, les condensateurs stockent l'électricité et effectuent une fonction de filtrage pour fournir une tension lisse dans un circuit, et les résistances contrôlent l'écoulement de l'électricité pour réguler la tension et le courant dans un circuit.