Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FLOATING Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FLOATING' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Intronics Power, Inc.
277 Datasheet pdf image
988Kb/4P
Precision Isolation Amplifier High CMV/CMR, 짹15V Floating Power

1


1



Qu'est-ce que FLOATING


Le «flottant» est l'un des concepts importants des composants électroniques et de la conception de circuits électroniques. Ce terme fait référence à un état dans un circuit électrique où une tension ou un signal n'est pas fixé à une masse ou à un autre niveau de tension spécifique et peut varier. Voici quelques points importants liés au «flottant» dans les composants électroniques et la conception de circuits:

Nœud flottant: dans un circuit électrique, un nœud ou un contact spécifique n'est pas connecté à une autre source de tension et est appelé «nœud flottant». Ces nœuds sont souvent instables et peuvent conduire à un comportement inexact.

Entrée flottante: lorsqu'un signal d'entrée d'un périphérique électronique ou d'un capteur est manquant ou n'est pas connecté à une tension particulière. Cela peut entraîner un comportement incorrect, donc une prudence est nécessaire.

Terre flottante: le sol est un point de référence couramment utilisé dans les circuits électriques et à laquelle la tension est référencée. Si le sol flottant, le fonctionnement du circuit peut devenir instable.

Tension flottante: il se réfère à un cas où la tension dans un circuit ou un composant n'est pas définie avec précision et peut changer. Cela peut affecter le traitement et la stabilité du signal.

L'état flottant est l'un des problèmes importants qui se préoccupent de la conception des circuits électroniques, en particulier en ce qui concerne la mise à la terre et la gestion de la terre, la gestion des signaux d'entrée et de sortie, etc. Le fait de définir et de stabiliser clairement les tensions ou les signaux peut entraîner des problèmes de fonctionnement du circuit, Les concepteurs doivent donc prévenir et gérer ces conditions.