Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FIXED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FIXED' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MolexKits
76650-0025 Datasheet pdf image
37Kb/2P
Fixed Mount PCB Vertical Terminal Block
76650-0180 Datasheet pdf image
38Kb/2P
High Power Fixed Mount PCB Single Row Vertical Term Block, 60A 300V

1


1



Qu'est-ce que FIXED


Correction est l'un des termes utilisés beaucoup dans les composants électroniques. Ce terme fait généralement référence à la résistance fixe des composants électroniques.

Les résistances fixes limitent l'écoulement du courant dans un circuit, divisent les tensions, etc.

Les résistances fixes ont généralement une faible sensibilité aux changements d'électricité statique et à la température et peuvent maintenir des valeurs de résistance précises pour garantir des performances cohérentes.

En plus des résistances fixes, des résistances variables et de nombreux autres types de résistances sont utilisés dans les composants électroniques.

Une résistance variable peut ajuster la valeur de résistance dans un circuit et est utilisée sous la forme d'un pot de garniture ou d'une résistance variable.

Une variété d'autres résistances sont utilisées pour la conversion de tension, la mesure et la correction du courant et le filtrage.