Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FIXED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FIXED' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Crystek Corporation
CVCO33CX-2500-2500 Datasheet pdf image
91Kb/2P
Fixed Frequency Oscillator
IB0512LT-1W Datasheet pdf image
304Kb/3P
1W, FIXED INPUT, ISOLATED & REGULATED SINGLE OUTPUT SMD DC-DC CONVERTER
F0505T-1W Datasheet pdf image
327Kb/3P
1W, FIXED INPUT, ISOLATED & UNREGULATED DUAL/SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
H0505RN-2W Datasheet pdf image
314Kb/3P
2W, FIXED INPUT,6000V ISOLATED & UNREGULATED SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
D050505T-1W Datasheet pdf image
292Kb/3P
1W, FIXED INPUT, ISOLATED & UNREGULATED TWIN OUTPUT ULTRAMINIATURE SMD PACKAGE DC-DC CONVERTER

1


1



Qu'est-ce que FIXED


Correction est l'un des termes utilisés beaucoup dans les composants électroniques. Ce terme fait généralement référence à la résistance fixe des composants électroniques.

Les résistances fixes limitent l'écoulement du courant dans un circuit, divisent les tensions, etc.

Les résistances fixes ont généralement une faible sensibilité aux changements d'électricité statique et à la température et peuvent maintenir des valeurs de résistance précises pour garantir des performances cohérentes.

En plus des résistances fixes, des résistances variables et de nombreux autres types de résistances sont utilisés dans les composants électroniques.

Une résistance variable peut ajuster la valeur de résistance dans un circuit et est utilisée sous la forme d'un pot de garniture ou d'une résistance variable.

Une variété d'autres résistances sont utilisées pour la conversion de tension, la mesure et la correction du courant et le filtrage.