Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FIELD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FIELD' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
shenzhen wanhexing Elec...
AO4430 Datasheet pdf image
2Mb/5P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

1


1



Qu'est-ce que FIELD


Le terme champ peut être utilisé de plusieurs manières dans le domaine de l'électronique. Ci-dessous, nous expliquerons certaines des significations couramment utilisées.

Transistor à effet de champ (FET): les transistors à effet de champ sont l'un des composants importants des composants électroniques. Les caractéristiques électriques sont contrôlées par la tension de la porte et sont principalement utilisées dans diverses applications telles que les amplificateurs, les commutateurs et les circuits logiques.

Tableau de terrain: une structure dans laquelle plusieurs éléments sont disposés en fonction d'un modèle prédéterminé. Dans la conception des composants électroniques, ces arrangements peuvent être utilisés pour construire des systèmes complexes en combinant divers capteurs, appareils ou éléments.

Champ magnétique: Dans le domaine des composants électroniques, les champs magnétiques jouent un rôle important dans de nombreux appareils tels que les capteurs magnétiques, les haut-parleurs et les moteurs. Les champs magnétiques affectent divers composants qui fonctionnent à l'aide du courant ou du magnétisme.

Champ électrique: Dans la conception de composants électroniques, les champs électriques représentent les interactions électriques et affectent divers facteurs liés à la transmission du signal électrique.

Champ électromagnétique: un concept utilisé pour décrire les principes de fonctionnement et les caractéristiques des composants électroniques et des dispositifs électriques. Il est composé d'une combinaison de champs électriques et magnétiques et joue un rôle important dans de nombreuses applications liées aux ondes radio ou à la transmission du signal.

FPGA (tableau de porte programmable sur le terrain): un FPGA est un périphérique logique numérique programmable, un périphérique semi-conducteur qui permet aux utilisateurs de configurer et de reprogrammer les circuits numériques au besoin.

En tant que tel, le terme «champ» est un terme très polyvalent représentant une variété de concepts et d'applications dans le domaine des composants électroniques. Selon le contexte, des significations spécifiques peuvent être identifiées.