Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FIELD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FIELD' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Cypress Semiconductor
CY23FP12-002 Datasheet pdf image
212Kb/10P
200-MHz Field Programmable Zero Delay Buffer
CY23FP12 Datasheet pdf image
408Kb/15P
200 MHz Field Programmable Zero Delay Buffer
CY23FP12 Datasheet pdf image
201Kb/10P
200-MHz Field Programmable Zero Delay Buffer
CY23FP12 Datasheet pdf image
408Kb/15P
200 MHz Field Programmable Zero Delay Buffer
CY23FP12-002 Datasheet pdf image
525Kb/14P
200-MHz Field Programmable Zero Delay Buffer
CY22180 Datasheet pdf image
256Kb/8P
Very Low Jitter Field and Factory Programmable Clock Generator
CY25100 Datasheet pdf image
279Kb/11P
Field- and Factory-Programmable Spread Spectrum Clock Generator for EMI Reduction
CY25100 Datasheet pdf image
372Kb/13P
Field and Factory-Programmable Spread Spectrum Clock Generator for EMI Reduction

1


1



Qu'est-ce que FIELD


Le terme champ peut être utilisé de plusieurs manières dans le domaine de l'électronique. Ci-dessous, nous expliquerons certaines des significations couramment utilisées.

Transistor à effet de champ (FET): les transistors à effet de champ sont l'un des composants importants des composants électroniques. Les caractéristiques électriques sont contrôlées par la tension de la porte et sont principalement utilisées dans diverses applications telles que les amplificateurs, les commutateurs et les circuits logiques.

Tableau de terrain: une structure dans laquelle plusieurs éléments sont disposés en fonction d'un modèle prédéterminé. Dans la conception des composants électroniques, ces arrangements peuvent être utilisés pour construire des systèmes complexes en combinant divers capteurs, appareils ou éléments.

Champ magnétique: Dans le domaine des composants électroniques, les champs magnétiques jouent un rôle important dans de nombreux appareils tels que les capteurs magnétiques, les haut-parleurs et les moteurs. Les champs magnétiques affectent divers composants qui fonctionnent à l'aide du courant ou du magnétisme.

Champ électrique: Dans la conception de composants électroniques, les champs électriques représentent les interactions électriques et affectent divers facteurs liés à la transmission du signal électrique.

Champ électromagnétique: un concept utilisé pour décrire les principes de fonctionnement et les caractéristiques des composants électroniques et des dispositifs électriques. Il est composé d'une combinaison de champs électriques et magnétiques et joue un rôle important dans de nombreuses applications liées aux ondes radio ou à la transmission du signal.

FPGA (tableau de porte programmable sur le terrain): un FPGA est un périphérique logique numérique programmable, un périphérique semi-conducteur qui permet aux utilisateurs de configurer et de reprogrammer les circuits numériques au besoin.

En tant que tel, le terme «champ» est un terme très polyvalent représentant une variété de concepts et d'applications dans le domaine des composants électroniques. Selon le contexte, des significations spécifiques peuvent être identifiées.