Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FIELD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FIELD' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
GE Solid State
IRFF110 Datasheet pdf image
176Kb/5P
Power MOS Field-Effect Transistors
IRFD112 Datasheet pdf image
112Kb/2P
POWER-MOSFET FIELD EFFECT POWER TRANSISTOR
3N206 Datasheet pdf image
363Kb/8P
Silicon Dual Insulated-Gate Field-Effect Transistors
IRFF130 Datasheet pdf image
161Kb/5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER FIELD-EFFECT TRANSISTORS
RFM10P12 Datasheet pdf image
242Kb/4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT - MODE POWER FIELD-EFFECT TRANSISTORS
RFM15N12 Datasheet pdf image
234Kb/4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER FIELD-EFFECT TRANSSITORS
RFM10N12 Datasheet pdf image
211Kb/4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER FIELD-EFFECT TRANSISTORS
IRFF120 Datasheet pdf image
165Kb/5P
N-Channel Enhancement-Mode Power MOS Field-Effect Transistors

1


1



Qu'est-ce que FIELD


Le terme champ peut être utilisé de plusieurs manières dans le domaine de l'électronique. Ci-dessous, nous expliquerons certaines des significations couramment utilisées.

Transistor à effet de champ (FET): les transistors à effet de champ sont l'un des composants importants des composants électroniques. Les caractéristiques électriques sont contrôlées par la tension de la porte et sont principalement utilisées dans diverses applications telles que les amplificateurs, les commutateurs et les circuits logiques.

Tableau de terrain: une structure dans laquelle plusieurs éléments sont disposés en fonction d'un modèle prédéterminé. Dans la conception des composants électroniques, ces arrangements peuvent être utilisés pour construire des systèmes complexes en combinant divers capteurs, appareils ou éléments.

Champ magnétique: Dans le domaine des composants électroniques, les champs magnétiques jouent un rôle important dans de nombreux appareils tels que les capteurs magnétiques, les haut-parleurs et les moteurs. Les champs magnétiques affectent divers composants qui fonctionnent à l'aide du courant ou du magnétisme.

Champ électrique: Dans la conception de composants électroniques, les champs électriques représentent les interactions électriques et affectent divers facteurs liés à la transmission du signal électrique.

Champ électromagnétique: un concept utilisé pour décrire les principes de fonctionnement et les caractéristiques des composants électroniques et des dispositifs électriques. Il est composé d'une combinaison de champs électriques et magnétiques et joue un rôle important dans de nombreuses applications liées aux ondes radio ou à la transmission du signal.

FPGA (tableau de porte programmable sur le terrain): un FPGA est un périphérique logique numérique programmable, un périphérique semi-conducteur qui permet aux utilisateurs de configurer et de reprogrammer les circuits numériques au besoin.

En tant que tel, le terme «champ» est un terme très polyvalent représentant une variété de concepts et d'applications dans le domaine des composants électroniques. Selon le contexte, des significations spécifiques peuvent être identifiées.