Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FET' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Eutech Microelectronics...
EUP8010X Datasheet pdf image
292Kb/12P
Linear Li-Ion/Polymer Charger IC with Integrated FET and Charger Timer
EUP2570 Datasheet pdf image
72Kb/1P
1MHz Boost Regulator with 18V Integrated FET Switch in Tiny SOT-23
EUP8095 Datasheet pdf image
129Kb/1P
1.5A Linear Li-Ion/Polymer Charger IC with Integrated FET and Charger Timer
EUP8092 Datasheet pdf image
877Kb/15P
1.5A Linear Li-Ion/Polymer Charger IC with Integrated FET and Charger Timer

1


1



Qu'est-ce que FET


FET signifie transistor à effet de champ et est l'un des composants électroniques.

FET est un appareil qui contrôle le courant de sortie en fonction de l'amplitude et de la direction de la tension d'entrée.

Les FET utilisent moins d'énergie et conviennent aux applications à haute fréquence et haute performance.

Les FET fonctionnent en appliquant un signal électrique au canal pour contrôler sa conductivité.

Il se comporte d'une manière différente des transistors bipolaires conventionnels.

Un FET induit un courant dans le canal en appliquant une tension à l'élément semi-conducteur formant le canal.

De cette façon, le FET utilise une petite quantité de puissance pour contrôler le courant de sortie.

Il existe différents types de FET, tels que MOSFET (FET semi-conducteur d'oxyde métallique) et JFET (FET de jonction).

Les MOSFET sont le type le plus courant et fonctionnent à l'aide de canaux isolés électriquement.

Un JFET est une structure qui utilise une jonction PN pour former un canal et fonctionne sans appliquer de tension.

Les FET sont largement utilisées dans les composants électroniques. Les principales applications sont les applications à haute fréquence et haute performance, les circuits intégrés, les amplificateurs, les circuits de commutation, les filtres, etc.

Les FET jouent un rôle énorme dans l'amélioration des performances des appareils électroniques en offrant une consommation d'énergie plus faible et des vitesses plus élevées que les transistors bipolaires traditionnels.