Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FEEDBACK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FEEDBACK' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Hotchip Technology Co.,...
HT1606A Datasheet pdf image
866Kb/6P
Remove external light coupling and TL 431, save external FB feedback detection

1


1



Qu'est-ce que FEEDBACK


Dans les composants et les systèmes électroniques, la «rétroaction» est utilisée comme un concept important. Il fait référence au processus de mesure de la sortie ou du comportement d'un circuit ou d'un système et de l'utilisation de ces informations en entrée pour réguler ou contrôler le comportement du système. La rétroaction joue un rôle très important dans l'amélioration de la stabilité, de la précision, de la stabilisation et des performances.

Le principal concept de rétroaction dans les composants électroniques est le suivant:

Boucle de rétroaction: un processus itératif de mesure de la sortie d'un circuit ou d'un système et de la comparaison à la valeur d'entrée d'origine. Ces boucles sont utilisées par les systèmes de contrôle pour maintenir ou réguler le comportement souhaité.

Contrôle de rétroaction: vous pouvez détecter la sortie d'un circuit ou d'un système et utiliser ces informations pour ajuster l'entrée pour obtenir le résultat souhaité. Il est souvent utilisé dans les systèmes de contrôle automatique. Par exemple, un thermostat ajuste la sortie d'un radiateur ou d'un refroidisseur en fonction des lectures de température pour maintenir la température souhaitée.

Compensation et correction: la rétroaction est utilisée pour réduire l'instabilité et compenser les erreurs dans un circuit ou un système. Même si un circuit ou un système fluctue en raison de l'influence des facteurs externes, il peut être compensé et maintenir un fonctionnement précis par rétroaction.

Stabilisation: la rétroaction peut être utilisée pour stabiliser les systèmes instables. Le système peut être stabilisé en ajustant l'entrée de commande en détectant des fluctuations de sortie ou de mouvement qui se produisent dans un système instable.

La rétroaction est utilisée dans divers domaines tels que la conception électronique des composants et des circuits, des systèmes de contrôle automatique et des systèmes de communication. Cela aide à optimiser les performances du système et maintient la stabilité.