Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



FANOUT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'FANOUT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
3M Electronics
78-5100-2576-6 Datasheet pdf image
105Kb/1P
AOC,QSFP-SFP FANOUT, 40GBE, 4CH OPTICAL CABLE

1


1



Qu'est-ce que FANOUT


En électronique, Fanout est un terme utilisé principalement en relation avec la conception de circuits numériques et les portes logiques. Le fanout est le nombre de signaux de sortie passés à partir de la sortie d'une porte logique particulière vers une autre porte ou périphérique.

Les portes logiques prennent des signaux d'entrée, les traitent et produisent des signaux de sortie. Le fanout indique combien de fois ces signaux de sortie sont connectés à différentes portes et utilisés. C'est-à-dire que le nombre de fois où la sortie d'une porte logique se connecte à l'entrée d'une autre porte logique.

Par exemple, si la sortie d'une porte et de la porte est connectée aux entrées de deux ou des portes, le fanout de ceux et des portes est 2. Étant donné que plus le ventilateur est élevé, le signal de sortie est connecté à divers endroits et a plus de charge, de sorte qu'il est nécessaire pour configurer le circuit de manière appropriée en considérant la valeur de fanout dans la conception du circuit logique.

Lorsque le fanout est élevé, la tension ou le courant du signal de sortie peut ne pas être transmis correctement aux autres portes. Cela peut entraîner des problèmes d'atténuation et de vitesse du signal. Par conséquent, lors de la gestion des signaux de sortie avec un éventail élevé, des circuits supplémentaires tels que des amplificateurs ou des tampons peuvent être utilisés pour résoudre ces problèmes ou optimiser les circuits logiques.