Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EXTERNAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EXTERNAL' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
2908773 Datasheet pdf image
48Kb/2P
Wide range of options for external conductor connection
2959683 Datasheet pdf image
59Kb/3P
Wide range of options for external conductor connection
KAMES-LWL Datasheet pdf image
45Kb/2P
Cable knife for polymer fiber, for external sheath
2704045 Datasheet pdf image
63Kb/4P
Termination board, with FO connection and external power supply
2730129 Datasheet pdf image
62Kb/5P
Termination board, with copper connection and external power supply
2297497 Datasheet pdf image
177Kb/6P
Electronic motor management for operation with external current transformer- active power measurement for overload
2729279 Datasheet pdf image
48Kb/2P
External voltage supply, max. 4 slave boards incl. 24 V DC/5 V DC filter, slot design, incl. accessories
1417653 Datasheet pdf image
65Kb/3P
Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 5 mm 10 mm, shielding: no, connecting thread: M16 x 1.5, color: lightgrey RAL 7035
1422350 Datasheet pdf image
88Kb/3P
Cable feed-through plates, no. of conductors: 35, length: 222 mm, width: 92 mm, height: 17.6 mm, external cable diameter: 2x 6 mm ... 10 mm , color: gray
1422348 Datasheet pdf image
76Kb/3P
Cable feed-through plates, no. of conductors: 25, length: 222 mm, width: 92 mm, height: 14 mm, external cable diameter: 4x 5 mm ... 7 mm , color: gray

1


1



Qu'est-ce que EXTERNAL


En électronique, «externe» signifie généralement fonctionner ou connecté à l'extérieur d'un système ou d'un appareil interne. Ce terme peut être utilisé dans de nombreux contextes différents, le plus souvent dans les situations suivantes:

Dispositif externe: fait référence à un périphérique qui fonctionne à l'extérieur lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à un périphérique électronique. Par exemple, des disques durs externes connectés à l'ordinateur, aux imprimantes, aux scanners, aux souris, aux claviers, etc.

Connexion externe: une connexion entre un composant ou un système électronique et un périphérique externe ou un autre système. Il peut être utilisé pour la transmission des données, l'alimentation, la transmission et la réception du signal, etc.

Signal externe (signal externe): fait référence à un signal généré à partir de l'extérieur qui affecte un composant ou un dispositif électronique. Cela fait généralement référence à un cas affecté par l'environnement environnant ou à un signal généré par un dispositif externe.

Alimentation externe: puissance fournie à l'extérieur pour faire fonctionner des composants ou des systèmes électroniques. Certains appareils utilisent une source d'alimentation externe au lieu d'une batterie ou d'une alimentation intégrée.

Module externe: fait référence à un module indépendant connecté à l'extérieur pour fournir des fonctions supplémentaires à un composant ou un système électronique. Cela permet d'ajouter des fonctionnalités ou des fonctionnalités supplémentaires.

Le terme externe est utilisé pour souligner l'évolutivité et la connectivité d'une pièce ou d'un système, et est utilisé pour le différencier des pièces d'exploitation en interne.