Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EXTERNAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EXTERNAL' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Renesas Technology Corp
ISL95872 Datasheet pdf image
830Kb/17P
Buck PWM Controller with Internal Compensation and External Reference Tracking
HIN202 Datasheet pdf image
959Kb/20P
+5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1Microfarad External Capacitors
EL5325A Datasheet pdf image
1Mb/12P
12-Channel TFT-LCD Reference Voltage Generator with External Shutdown
ISL95873 Datasheet pdf image
835Kb/17P
Buck PWM Controller with Internal Compensation and External Reference Tracking
M62009L Datasheet pdf image
99Kb/7P
Low Power 2 Output System Reset IC with External Input
ISL6566A Datasheet pdf image
1Mb/29P
Three-Phase Buck PWM Controller with Two Integrated MOSFET Drivers and One External Driver Signal
TW5864B1 Datasheet pdf image
5Mb/201P
5D1 H264 Encoder with 4-Channel A/V Decoder and 12 Channel External VD Inputs for Security Applications
Jan 10, 2012

1


1



Qu'est-ce que EXTERNAL


En électronique, «externe» signifie généralement fonctionner ou connecté à l'extérieur d'un système ou d'un appareil interne. Ce terme peut être utilisé dans de nombreux contextes différents, le plus souvent dans les situations suivantes:

Dispositif externe: fait référence à un périphérique qui fonctionne à l'extérieur lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à un périphérique électronique. Par exemple, des disques durs externes connectés à l'ordinateur, aux imprimantes, aux scanners, aux souris, aux claviers, etc.

Connexion externe: une connexion entre un composant ou un système électronique et un périphérique externe ou un autre système. Il peut être utilisé pour la transmission des données, l'alimentation, la transmission et la réception du signal, etc.

Signal externe (signal externe): fait référence à un signal généré à partir de l'extérieur qui affecte un composant ou un dispositif électronique. Cela fait généralement référence à un cas affecté par l'environnement environnant ou à un signal généré par un dispositif externe.

Alimentation externe: puissance fournie à l'extérieur pour faire fonctionner des composants ou des systèmes électroniques. Certains appareils utilisent une source d'alimentation externe au lieu d'une batterie ou d'une alimentation intégrée.

Module externe: fait référence à un module indépendant connecté à l'extérieur pour fournir des fonctions supplémentaires à un composant ou un système électronique. Cela permet d'ajouter des fonctionnalités ou des fonctionnalités supplémentaires.

Le terme externe est utilisé pour souligner l'évolutivité et la connectivité d'une pièce ou d'un système, et est utilisé pour le différencier des pièces d'exploitation en interne.