Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ESR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ESR' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Dielectric Laboratories...
C17UL620J-7UN-XOT Datasheet pdf image
320Kb/4P
UL Series: Ultra Low ESR Ceramic Capacitors
C06MS101J-5ZN-XOT Datasheet pdf image
324Kb/4P
MS Series: Low ESR, High Volume Ceramic Capacitors

1


1



Qu'est-ce que ESR


Dans les composants électroniques, «ESR» est utilisé comme abréviation pour la «résistance des séries équivalentes». L'ESR est un concept qui s'applique à certains types de condensateurs, tels que les condensateurs électrolytiques.

Les condensateurs sont des appareils qui stockent et libèrent de l'énergie chargée électriquement. Ils sont utilisés dans l'électronique pour prévenir les liquides électrostatiques ou pour adoucir les signaux en stockant l'énergie lorsque le courant circule et en relâchant l'énergie en cas de besoin. Cependant, à l'intérieur d'un condensateur, une résistance de série équivalente (ESR) se produit.

L'ESR est la résistance développée par la partie série du condensateur, ce qui limite le débit du condensateur et provoque une perte d'énergie. Par conséquent, l'ESR affecte les caractéristiques électriques et les performances des condensateurs, en particulier aux hautes fréquences.

L'ESR peut être un problème plus important avec les condensateurs d'inhibiteurs, et les condensateurs avec des valeurs ESR élevées peuvent échouer en raison de la perte d'énergie et de la production de chaleur. Par conséquent, dans les applications à haute fréquence, il est important de sélectionner des condensateurs avec de faibles valeurs ESR.

L'ESR peut être trouvé dans la fiche technique du condensateur ou les spécifications du fabricant, et il est important de sélectionner un condensateur approprié en considérant la valeur ESR du condensateur pendant le processus de conception.