Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EPROM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EPROM' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Hitachi Semiconductor
HN27C101A Datasheet pdf image
509Kb/12P
1m UV and OTP eprom
HN27C256H Datasheet pdf image
409Kb/10P
256k (32k x 8-bit) UV and OPT EPROM
HN27512 Datasheet pdf image
302Kb/7P
512K (64K X 8 BIT ) UV AND OTP EPROM
HN27C256A Datasheet pdf image
416Kb/10P
256K(32K x 8-bit) UV and OTP EPROM

1


1



Qu'est-ce que EPROM


Dans les composants électroniques, «EPROM» est une abréviation pour «la mémoire en lecture seule programmable effacée», un terme faisant référence à une mémoire en lecture seule programmable qui peut être effacée. EPROM est une mémoire en lecture seule dans laquelle les données peuvent être stockées et lues, mais l'utilisateur ne peut pas programmer ou modifier les données.

EPROM est utilisé pour stocker en permanence les informations numériques et conserve ces informations même lorsque les données sont éteintes. En raison de ces caractéristiques, EPROM est utile pour stocker les chargeurs de démarrage, le code d'initialisation, le firmware, etc.

Cependant, pour corriger les données une fois enregistrées, l'EPROM doit être effacé physiquement et reprogrammé avec de nouvelles données. L'inconvénient de cette caractéristique de l'EPROM est son inflexibilité. Pour surmonter ces inconvénients, des souvenirs effacés électriquement tels que la mémoire en lecture seule programmable (EEPROM) et des souvenirs flash ont été développés.

EPROM est une technologie plus ancienne, avec des capacités plus élevées et des vitesses d'effacement / programme plus rapides telles que la mémoire EEPROM et Flash étant utilisée plus récemment. Cependant, les EPROM peuvent encore être utilisés dans certains systèmes hérités ou dans certaines applications.