Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ENCODER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ENCODER' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
THOR communications
QAM-IP Datasheet pdf image
680Kb/1P
Integrated Encoder / Modulator / IP Server
DVBS2 Datasheet pdf image
414Kb/2P
DVBS2 Satellite Modulator & Encoder Card System
H-8A-ENC Datasheet pdf image
400Kb/1P
High capacity 16 Input Analog Audio Encoder System
H-4ADHD Datasheet pdf image
318Kb/1P
4CH HDMI / Component HD Encoder & Channel Modulator with CC and AC3 Audio

1


1



Qu'est-ce que ENCODER


Dans les pièces électroniques, «l'encodeur» fait référence à un appareil qui convertit des informations telles que l'angle de rotation ou la distance de mouvement en signaux numériques. Les encodeurs sont utilisés avec des axes rotatifs ou des objets en mouvement et représentent leur mouvement comme des signaux numériques qui sont utilisés pour traiter et utiliser les informations dans les systèmes électroniques tels que les contrôleurs ou les ordinateurs.

En général, les encodeurs se répartissent en deux types principaux:

Encodeur rotatif: Un codeur rotatif détecte le mouvement pour faire tourner un arbre et convertit l'angle de rotation en signal numérique. Les encodeurs rotatifs comprennent des encodeurs rotatifs absolus et des encodeurs rotatifs relatifs.

Encodeur rotatif absolu: un encodeur rotatif absolu affiche la position absolue de l'axe de rotation comme un code unique, tel que le code binaire ou le code gris. Cela permet de suivre la position de l'axe de rotation en temps réel.

Encodeur rotatif incrémentiel: un codeur rotatif relatif détecte uniquement le mouvement relatif de l'axe de rotation. Ce codeur code le changement dans le montant de l'axe de rotation, il calcule donc la position de l'axe de rotation par rapport à sa position de départ.

Encodeur linéaire: un codeur linéaire détecte la distance mobile d'un objet et le convertit en signal numérique. Un encodeur linéaire détecte le chemin du mouvement d'un objet au lieu d'un axe de rotation. Ces encodeurs sont utilisés pour mesurer la position ou la vitesse d'un mouvement linéaire.

Les encodeurs sont utilisés dans divers domaines tels que les robots, les machines CNC, les systèmes de direction automobile, les imprimantes et la lecture des capteurs. Il joue un rôle important dans les systèmes d'automatisation et les systèmes de contrôle basés sur la position en convertissant la rotation et le mouvement en signaux numériques afin qu'une position ou un mouvement précis puisse être suivi et contrôlé.