Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ELECTRIC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ELECTRIC' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Toshiba Semiconductor
TPS816 Datasheet pdf image
145Kb/6P
LEAD FREE PRODUCT PHOTO-ELECTRIC SWITCHES
TA8126S Datasheet pdf image
401Kb/10P
DC/DC CONVERTER FOR ELECTRIC TUNING (3V USE)
TLP1006A Datasheet pdf image
403Kb/9P
HOME ELECTRIC EQUIPMENT SUCH AS VCR,CD PLAYER
TA2048FN Datasheet pdf image
305Kb/8P
DC/DC CONVERTER FOR ELECTRIC TUNING (1.5V USE)
TA8198F Datasheet pdf image
308Kb/8P
DC/DC CONVERTER FOR ELECTRIC TUNING (3V USE)
TLN119 Datasheet pdf image
224Kb/5P
PRINTERS,FAX MACHINES FLOPPY DISK DRIVE HOME ELECTRIC EQUIPMENT.
TPS820 Datasheet pdf image
139Kb/5P
Photo-Electric Switches Copiers, Printers, and Facsimiles Luminosity Adjustment for Various Types of Equipment

1


1



Qu'est-ce que ELECTRIC


Dans les pièces électroniques, «électrique» est un terme qui fait référence à des pièces ou des dispositifs qui ont des caractéristiques électriques ou qui sont liés à l'énergie électrique. Les composants électroniques comprennent des composants qui traitent les signaux électriques, convertissent l'énergie électrique ou effectuent des fonctions électriques.

En général, les composants électroniques ont diverses propriétés électriques et les utilisent pour effectuer des fonctions telles que:

Traitement du signal: les composants électroniques sont responsables de la réception des signaux électriques et de l'exécution de certaines tâches ou des informations de traitement. Cela peut inclure différents types de signaux, tels que des signaux numériques, des signaux analogiques ou des fréquences radio.

Conversion d'énergie: les composants électroniques peuvent remplir la fonction de convertir l'énergie électrique en une autre forme. Par exemple, les convertisseurs d'alimentation (convertisseurs AC-DC, convertisseurs DC-DC, etc.) peuvent convertir l'énergie électrique en différentes tensions ou courants à fournir à d'autres dispositifs ou composants.

Détection et mesure: un capteur ou un dispositif de mesure est un composant électronique qui détecte et convertit les signaux électriques pour mesurer des conditions physiques ou environnementales spécifiques. Il peut être utilisé pour mesurer divers paramètres tels que la température, la pression, l'humidité et l'intensité de la lumière.

Communication: les composants électroniques sont utilisés pour remplir les fonctions de transmission de données et de communication. Les composants électroniques sont utilisés dans diverses formes de technologie de communication, telles que la communication sans fil, la communication câblée et les réseaux.

Les pièces électroniques sont des composants clés de tous les appareils électriques et électroniques et sont utilisés à diverses fonctions et à des fins. Les ordinateurs, les téléphones portables, les téléviseurs, les automobiles et les appareils électroménagers qui nous entourent contiennent de nombreux composants électroniques. Ces composants électroniques contribuent à rendre notre vie quotidienne pratique et efficace en convertissant l'énergie électrique en diverses formes ou en traitement des signaux électriques.