Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EFFICIENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EFFICIENT' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NEC
LD79U12K Datasheet pdf image
125Kb/4P
14 GHz, 123 W CW, LIGHT WEIGHT, COMPACT, EFFICIENT
LD79A02K Datasheet pdf image
49Kb/4P
30 GHz, 20 W CW, LIGHT WEIGHT, COMPACT, EFFICIENT
LD79U04K Datasheet pdf image
70Kb/4P
14 GHz, 40 W CW, LIGHT WEIGHT, COMPACT, EFFICIENT

1


1



Qu'est-ce que EFFICIENT


Dans les composants électroniques, «efficace» est un terme pour les pièces ou les systèmes avec des performances et une efficacité élevées. Dans les composants électroniques, le terme efficace peut être utilisé de différentes manières:

Efficacité énergétique: fait référence à la capacité de minimiser la consommation d'énergie et d'utiliser efficacement l'énergie reçue en entrée. Les composants électroniques économes en énergie fonctionnent sur moins d'énergie, ce qui réduit la consommation d'énergie, ce qui aide à prévenir le gaspillage d'énergie électrique et permet une durée de vie de la batterie plus longue.

Efficacité du rendement: fait référence à la capacité d'effectuer des calculs ou un traitement plus précis et plus précis. Les composants électroniques éconergétiques peuvent faire plus, plus rapidement et améliorer les performances de l'application en augmentant la puissance de traitement.

Efficacité de l'utilisation des ressources: fait référence à la capacité d'utiliser efficacement les ressources limitées. Par exemple, un algorithme efficace ou une conception de circuits peut aider à accomplir la même tâche en utilisant moins de mémoire, de processeur ou d'autres ressources.

Efficacité de traitement du signal: la capacité d'un système de traitement du signal à traiter les signaux plus précisément et plus rapidement. Cela aide les systèmes de communication à avoir des débits de données plus élevés et des taux d'erreur plus élevés.

Le terme efficace est considéré comme une caractéristique importante dans la conception des composants et des systèmes électroniques, et une efficacité élevée est un facteur clé dans la performance et la gestion de l'énergie des appareils électroniques. Pour cette raison, l'efficacité doit toujours être prise en compte dans la conception et la sélection de composants électroniques.