Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



EFFICIENCY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'EFFICIENCY' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Galaxy Power, Inc.
GHTW5V040 Datasheet pdf image
910Kb/8P
TAURUS HC Series Industry?셲 Highest Efficiency DC/DC Converter
GLDW34V03 Datasheet pdf image
346Kb/6P
High-efficiency DC/DC Converter 48V Input, 18V to 34VDC Output, 3A Output
GHPW5V020 Datasheet pdf image
1Mb/7P
Very High Efficiency DC/DC Converter 24/48V Input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 30A Output or 5.0V DC, 20A Output

1


1



Qu'est-ce que EFFICIENCY


L'efficacité d'un composant électronique signifie la capacité de minimiser la perte d'énergie électrique et de convertir l'énergie d'entrée en énergie de sortie souhaitée.

Plus l'efficacité des composants électroniques est élevée, plus la perte de conversion entre l'énergie d'entrée et l'énergie d'entrée est faible, et plus l'utilisation de l'énergie électrique devient possible.

L'efficacité d'un composant électronique est affectée par divers facteurs tels que la conception, le matériau et le processus de fabrication du composant.

Par exemple, les composants électroniques d'alimentation tels que les MOSFET de puissance et les IGBT contrôlent efficacement la tension et le courant et permettent une conversion efficace de l'énergie électrique.

L'efficacité est également un facteur important pour les composants électroniques tels que les diodes émettant de la lumière (LED) et les cellules solaires.

L'efficacité des composants électroniques joue un rôle important dans divers domaines tels que l'économie d'énergie et la fabrication de produits écologiques.

Par conséquent, les fabricants de composants électroniques font des efforts pour développer des composants avec une faible consommation d'énergie et une grande efficacité.