Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DVI Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DVI' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Molex Electronics Ltd.
0887418300 Datasheet pdf image
28Kb/1P
MicroCross DVI Digital Visual Interface, Shielded I/O Cable Assembly: DVI-Analog-to-VGA, Black, 2.0m Length
0743201003 Datasheet pdf image
34Kb/2P
MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right-Angle, 3.12mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
0743201000 Datasheet pdf image
35Kb/2P
MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right-Angle, 2.34mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
0743201007 Datasheet pdf image
34Kb/2P
MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole,Right-Angle, Gold (Au) Flash Plating, 3.12mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
0743204000 Datasheet pdf image
35Kb/2P
MicroCross DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Polyester (PCT), Through Hole, 2.34mm PC Tail Length, Right-Angle, 0.76m Gold (Au), Lead- Free, Screw Hole, 24 Circuits
0743209010 Datasheet pdf image
32Kb/2P
MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount,Through Hole, Right-Angle, with Beveled Metal Pins, 0.76m Gold (Au), Lead-Free,Screw Hole, 4-40 Thread, 29 Circuits
0743201004 Datasheet pdf image
34Kb/2P
MicroCross DVI-I Digital/Analog Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, Right-Angle, Gold (Au) Flash Plating, Screw Hole, 4-40 Thread, 2.34mm PC Tail Length, 29 Circuits, Lead-Free
0743204004 Datasheet pdf image
35Kb/2P
MicroCross DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Polyester (PCT), Panel Mount, Through Hole, Right-Angle, Gold (Au) Flash, 2.34mm PC Tail Length, Lead- Free, Screw Hole, 4-40 Thread, 24 Circuits
0743209004 Datasheet pdf image
35Kb/2P
MicroCross DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, ATX with Beveled Metal Pins, Right-Angle, Gold (Au) Flash, 2.34mm Solder Tail Length, Screw Hole, 4-40 Thread, 24 Circuits, Lead-Free

1


1



Qu'est-ce que DVI


Dans les composants électroniques, «DVI» est une abréviation de «Interface visuelle numérique», qui représente une interface visuelle numérique. DVI est une technologie d'interface utilisée pour transmettre des signaux numériques d'un ordinateur ou un autre appareil numérique à un écran (moniteur).

DVI a été développé pour remplacer l'ancienne interface du tableau des graphiques vidéo analogiques (VGA). VGA a utilisé pour publier la vidéo à l'aide de signaux analogiques, tandis que DVI utilise des signaux numériques pour fournir une sortie vidéo de meilleure qualité. Il offre une qualité d'image plus nette et plus précise car elle utilise des signaux numériques, et des images plus précises peuvent être affichées car il n'y a pas de processus de conversion numérique-numérique.

Les interfaces DVI existent sous plusieurs formes et peuvent être principalement divisées en:

DVI-A (analogique): une forme de DVI qui prend en charge les signaux analogiques, offrant une compatibilité avec les signaux VGA. Cependant, il n'est pas utilisé pour transmettre des signaux numériques.

DVI-D (numérique): Il s'agit d'une forme de DVI qui prend en charge uniquement les signaux numériques et est utilisée pour se connecter aux écrans numériques.

DVI-I (intégré): une forme de DVI qui prend en charge les signaux numériques et analogiques, permettant à des écrans numériques et analogiques d'être connectés.

L'interface DVI est utilisée pour transmettre des signaux vidéo numériques haute résolution et est principalement utilisé entre la carte graphique d'un ordinateur et un périphérique d'affichage. Plus récemment, cependant, il a été remplacé par des interfaces numériques plus modernes telles que l'interface multimédia haute définition (HDMI) et DisplayPort.