Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DUPLEX Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DUPLEX' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
SyncMOS Technologies,In...
SM39R08A3 Datasheet pdf image
1Mb/88P
One serial peripheral interfaces in full duplex mode
SM39R4051 Datasheet pdf image
519Kb/47P
One serial peripheral interfaces in full duplex mode
SM59R16A5 Datasheet pdf image
1Mb/89P
Two serial peripheral interfaces in full duplex mode

1


1



Qu'est-ce que DUPLEX


Dans les composants électroniques, le «duplex» est un terme utilisé dans les champs de communication et de réseau de données, et signifie une méthode de communication dans laquelle deux chemins de communication indépendants peuvent transmettre des données dans les deux directions en même temps.

La communication duplex permet un flux de données simultané dans les deux sens entre deux dispositifs de communication, de sorte que les données peuvent être envoyées et reçues simultanément. Cette méthode de communication est un concept important dans la communication des données et est utilisé dans divers supports de communication tels que l'équipement réseau, les câbles et les fibres optiques.

La communication duplex peut généralement être divisée en deux types:

Full-Duplex: Full-Duplex fait référence à une méthode de communication dans laquelle deux dispositifs de communication peuvent transmettre simultanément des données dans les deux sens. Il a deux chemins de communication alloués séparément et chaque chemin transmet les données indépendamment. La communication complète-duplex, également appelée communication duplex complète, est l'une des méthodes de communication réseau utilisées dans les appels téléphoniques et Internet.

Half-Duplex: Half-Duplex fait référence à une méthode de communication dans laquelle deux dispositifs de communication transmettent alternativement les données dans les deux directions. Cela signifie que deux chemins de communication sont utilisés alternativement dans le temps, et lorsque les données sont transmises, l'appareil d'un côté envoie et l'appareil de l'autre côté reçoit. La communication à moitié duplex, également appelée communication à moitié duplex, est l'une des méthodes utilisées dans les radios et les communications Ethernet plus anciennes.

La communication duplex joue un rôle important dans l'amélioration de la vitesse et de la fiabilité de la communication. Le transfert de données est plus rapide et plus efficace, et en même temps, un flux de données bidirectionnel est possible, permettant une meilleure gestion des conditions de communication. Par conséquent, la méthode de communication duplex est largement utilisée dans les systèmes et réseaux de communication de données.