Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DROPOUT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DROPOUT' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sanyo Semicon Device
LA5601 Datasheet pdf image
196Kb/8P
Low Dropout Regulator with Reset
L88M00T Datasheet pdf image
229Kb/8P
3.3 to 12 V, 0.5 A Low Dropout Voltage Regulator
L88M00T Datasheet pdf image
154Kb/8P
3.3 to 12 V, 0.5 A Low Dropout Voltage Regulator
LA5602 Datasheet pdf image
91Kb/4P
Low-Dropout Voltage Regulator with Reset and On-Off Function
L88MS33T Datasheet pdf image
130Kb/7P
3.3 V, 0.5 A Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Function
L88MS00T Datasheet pdf image
186Kb/11P
4 to 12 V, 0.5 A Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Function
L88MS00T Datasheet pdf image
241Kb/11P
4 to 12 V, 0.5 A Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Function

1


1



Qu'est-ce que DROPOUT


Dans les composants électroniques, un dépôt est un composant utilisé comme circuit pour la stabilisation de la tension.

Il est principalement utilisé pour la stabilisation de la tension dans des environnements avec des fluctuations à haute tension.

Le circuit de dépôt utilise la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie pour atteindre la stabilisation de la tension.

Ce circuit doit maintenir les conditions de charge appropriées pour le dénitlement de tension précise.

Plus précisément, lorsque la tension d'entrée appliquée est inférieure à la tension de sortie, le circuit de dépôt coupe la tension d'entrée pour maintenir la tension de sortie stable.

Il s'agit d'une caractéristique importante pour la stabilisation de la tension.

Les circuits de dépôt sont utilisés dans une variété d'applications, notamment des circuits d'alimentation, des chargeurs de batterie et des alimentations.