Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DROP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DROP' - Totale: 27 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
IK Semicon Co., Ltd
ILE4263 Datasheet pdf image
301Kb/10P
Low-Drop Voltage Regulator
IK8102 Datasheet pdf image
181Kb/6P
Low Drop Regulator for Automotive
ILE4275 Datasheet pdf image
467Kb/8P
5V/400mA Low Drop Voltage
ILE4267 Datasheet pdf image
244Kb/10P
5-V Low-Drop Voltage Regulator
ILE4260-2 Datasheet pdf image
269Kb/9P
5-V Low-Drop Voltage Regulator
ILE4266-2 Datasheet pdf image
106Kb/9P
5 V Low-Drop Voltage Regulator
ILE4260-2 Datasheet pdf image
172Kb/9P
5-V Low-Drop Voltage Regulator
ILE4267 Datasheet pdf image
188Kb/10P
5-V Low-Drop Voltage Regulator
ILE4264G Datasheet pdf image
279Kb/6P
5-V Low-Drop Fixed-Voltage Regulator
ILE4268 Datasheet pdf image
153Kb/8P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
ILE4271-2 Datasheet pdf image
183Kb/9P
5-V LOW-DROP FIXED VOLTAGE REGULATOR
ILE4271-2 Datasheet pdf image
251Kb/9P
5-V LOW-DROP FIXED VOLTAGE REGULATOR
ILE4266-2 Datasheet pdf image
115Kb/5P
5V/10 V Low-Drop Voltage Regulator
ILE4270G Datasheet pdf image
165Kb/8P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
ILE4278 Datasheet pdf image
1Mb/18P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
ILE4268 Datasheet pdf image
228Kb/8P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
ILE4270 Datasheet pdf image
254Kb/8P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
ILE4278 Datasheet pdf image
187Kb/18P
5-V Low-Drop Fixed Voltage Regulator
IK4993 Datasheet pdf image
969Kb/11P
5.0V/150mA Low-Drop Fixed-Voltage Regulator
ILE4264G Datasheet pdf image
160Kb/6P
5-V Low-Drop Fixed-Voltage Regulator

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que DROP


Dans les composants électroniques, le terme «goutte» fait référence à la réduction ou à l'atténuation d'une tension, d'un courant ou d'un signal dans un dispositif électronique ou un circuit.

Chute de tension: un phénomène dans lequel la tension diminue lorsque le courant passe par une résistance (R) dans un circuit électrique. Selon la loi d'Ome, il est calculé comme v = i x R. Les chutes de tension sont l'une des causes des pertes dans les circuits, et des chutes de tension plus importantes peuvent se produire avec une résistance élevée ou de gros courants.

Baisse de courant: également communément appelée «chute de courant», il se réfère à un phénomène dans lequel le fonctionnement normal n'est pas effectué en raison d'un courant insuffisant dans le circuit. Cela peut être causé par une alimentation de courant insuffisante dans le circuit ou une résistance élevée.

Chute de signal: un phénomène dans lequel un signal dans un dispositif électronique ou un système de communication est affaibli en raison du bruit, de l'interférence ou de l'atténuation du canal. Une chute de signal peut empêcher la transmission normale des données et peut nécessiter une amélioration du signal ou un raffinement à l'aide d'amplificateurs ou de filtres.

Dans tout appareil ou circuit électronique, la chute est l'un des facteurs importants à considérer pendant le processus de conception. Afin de maintenir la puissance ou la stabilité du signal, des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les gouttes et assurer un fonctionnement fiable.