Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DROP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DROP' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Monolithic Power System...
MP2499M Datasheet pdf image
1Mb/18P
36V, 3A Max, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter with Output Line Drop Compensation
MP24971 Datasheet pdf image
420Kb/14P
1.5A, 50V, 100kHz, 5V Fixed Output Step- Down Converter with Programmable Current Limit and Output Line-Drop Compensation

1


1



Qu'est-ce que DROP


Dans les composants électroniques, le terme «goutte» fait référence à la réduction ou à l'atténuation d'une tension, d'un courant ou d'un signal dans un dispositif électronique ou un circuit.

Chute de tension: un phénomène dans lequel la tension diminue lorsque le courant passe par une résistance (R) dans un circuit électrique. Selon la loi d'Ome, il est calculé comme v = i x R. Les chutes de tension sont l'une des causes des pertes dans les circuits, et des chutes de tension plus importantes peuvent se produire avec une résistance élevée ou de gros courants.

Baisse de courant: également communément appelée «chute de courant», il se réfère à un phénomène dans lequel le fonctionnement normal n'est pas effectué en raison d'un courant insuffisant dans le circuit. Cela peut être causé par une alimentation de courant insuffisante dans le circuit ou une résistance élevée.

Chute de signal: un phénomène dans lequel un signal dans un dispositif électronique ou un système de communication est affaibli en raison du bruit, de l'interférence ou de l'atténuation du canal. Une chute de signal peut empêcher la transmission normale des données et peut nécessiter une amélioration du signal ou un raffinement à l'aide d'amplificateurs ou de filtres.

Dans tout appareil ou circuit électronique, la chute est l'un des facteurs importants à considérer pendant le processus de conception. Afin de maintenir la puissance ou la stabilité du signal, des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les gouttes et assurer un fonctionnement fiable.