Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DRAIN Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DRAIN' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Hitachi Semiconductor
J205557_HD74ALVC1G07 Datasheet pdf image
234Kb/11P
Single Buffer / Driver with Open Drain
HD74HC05 Datasheet pdf image
44Kb/7P
Hex Inverters (with Open Drain Outputs)
HD74LV05A Datasheet pdf image
46Kb/11P
Hex Inverters with Open Drain Outputs
HD74LV07A Datasheet pdf image
45Kb/11P
Hex Buffers / Drivers with Open Drain Outputs
HD74LV06A Datasheet pdf image
46Kb/11P
Hex Inverter Buffers / Drivers with Open Drain Outputs
HD74HC01 Datasheet pdf image
44Kb/7P
Quad. 2-input NAND Gates (with open drain outputs)
HD74HC09 Datasheet pdf image
44Kb/7P
Quad. 2-input AND Gates (with open drain outputs)
HD151005 Datasheet pdf image
50Kb/7P
Octal Inverter Buffers/Drivers With Open Drain High Voltage Outputs

1


1



Qu'est-ce que DRAIN


Dans l'électronique, le «drain» est un terme utilisé dans certains dispositifs semi-conducteurs tels que le MOSFET (transistor à effets champs-à l'oxyde de métal-oxyde-semi-conducteur).

Un MOSFET est un dispositif semi-conducteur qui permet au courant de s'écouler en contrôlant la tension et est principalement utilisé pour la commutation et l'amplification. Un MOSFET a trois épingles, dont l'une est la broche «drain». Les deux autres broches sont «Gate» et «Source».

Égoutter (drain): Le drain est la broche de sortie du MOSFET, le courant laissera l'appareil à travers cette broche. La broche de vidange sert à collecter le courant comme la partie où le canal du MOSFET est formé. En règle générale, la connexion électrique se situe entre la broche de vidange du MOSFET et la source d'alimentation ou la charge du circuit.

Porte (porte): la porte est la broche de commande du MOSFET. Lorsque la tension est appliquée à cette broche, elle régule le flux de courant entre le drain et la source en contrôlant la conduction du canal.

Source (source): La source est la broche d'entrée du MOSFET, le courant va dans cette broche. La conductivité du canal change en fonction de la tension appliquée à la porte, et en conséquence, le courant circule entre le drain et la source.

Les MOSFET sont utilisés dans une variété d'applications, principalement dans la conversion de puissance, les circuits de commutation et les circuits d'amplificateur. Le drain joue un rôle important dans le contrôle du fonctionnement du MOSFET. Cela permet au MOSFET d'effectuer diverses fonctions en contrôlant la conduction du canal et en permettant ou bloquant le courant, selon la tension appliquée et la tension appliquée à la porte.