Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DPAK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DPAK' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Littelfuse
NGD18N45CLB Datasheet pdf image
279Kb/8P
DPAK Package Offers Smaller Footprint for Increased Board Space
SV6016DX Datasheet pdf image
747Kb/6P
Thyristors 16 Amp High Junction Temperature SCR in DPAK pacakge
Revised: 04/17/20

1


1



Qu'est-ce que DPAK


DPAK est une abréviation de package à double plat en plastique comme type de composant électronique. C'est l'un des types de packages principalement utilisés pour emballer et protéger les dispositifs semi-conducteurs ou les circuits intégrés (CI).

L'ensemble DPAK est en matière plastique et a une forme carrée plate. Le bas du package contient des broches ou des coussinets à travers lesquels les composants sont soudés et connectés à la carte de circuit imprimé. Il existe également des packages DPAK qui ont généralement trois broches, et ces épingles sont constituées de coussinets épingles.

Les packages DPAK sont utilisés dans divers composants semi-conducteurs. Les composants semi-conducteurs avec diverses fonctions, tels que les transistors, les diodes, les MOSFET, les régulateurs et les contrôleurs PWM, sont emballés dans des packages DPAK. Le package DPAK présente des avantages tels que le faible coût, le soudage facile et la perte de signal, il est donc utilisé dans de nombreuses applications. Il est principalement utilisé dans la conversion d'alimentation, les unités d'alimentation, l'électronique automobile, l'automatisation industrielle, etc. Selon l'application, les packages DPAK sont disponibles dans diverses notes de tension et de courant.