Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DOUBLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DOUBLE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Harwin Plc
W2531-00 Datasheet pdf image
64Kb/1P
INSULATED TERMINAL DOUBLE TURRET
M20-9720345 Datasheet pdf image
2Mb/1P
Male Vertical Double Row PC Tail
M20-9980545 Datasheet pdf image
2Mb/1P
Male Vertical Double Row PC Tail

1


1



Qu'est-ce que DOUBLE


Double en composants électroniques est un terme signifiant double la taille ou la quantité. Ce terme est utilisé dans divers champs.

Certains exemples incluent:

Condensateur à double couche: Le condensateur à double couche est un condensateur (condensateur) pour stocker l'énergie électrique et a une densité d'énergie élevée et une vitesse de charge et de décharge rapide.

Ces condensateurs sont utilisés dans les systèmes de stockage de puissance, les véhicules hybrides, les systèmes de récupération d'énergie, etc.

PCB double face: un PCB double face est une carte de circuit imprimé (PCB) qui a des circuits des deux côtés.

Cela peut contenir plus de circuits et aide à réduire la taille du PCB.

Double débat de données Mémoire d'accès aléatoire dynamique synchrone: DDR SDRAM est une technologie développée pour augmenter la vitesse du transfert de données entre le processeur et la mémoire.

DDR SDRAM utilise le terme Double Data Date, ce qui signifie que les données peuvent être transférées deux fois pendant un cycle d'horloge.

Double précision: la double précision est une technique pour augmenter la précision des nombres de points flottants utilisés en science et en ingénierie.

Cela permet des calculs plus précis et est utilisé dans des champs tels que l'informatique haute performance et le traitement graphique.