Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DMOS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DMOS' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sames
D2022UK Datasheet pdf image
21Kb/2P
GOLD METALLISED MULTI-PURPOSE SILICON DMOS RF FET 45W - 28V - 500MHz PUSH-PULL

1


1



Qu'est-ce que DMOS


En électronique, le «DMOS» représente un double-oxyde de métal-sémicondeur et se réfère à un type spécial de MOSFET (transistor à effets champs-semi-conducteur) conçu pour des applications à haute tension et à haute cale. Les DMO sont largement utilisés dans des applications telles que les circuits intégrés à puissance, les interrupteurs d'alimentation et le contrôle du moteur.

DMOS a les caractéristiques clés suivantes:

Tolérante à haute tension: les DMO peuvent tolérer des tensions élevées car elle se compose d'une diode de snobe par rapport à une diode. Ces propriétés les rendent utiles dans les applications à haute tension et sont utiles dans les appareils de commutation à haute tension ou les convertisseurs d'alimentation.

Tolérance au courant élevé: les DMO sont conçus pour gérer un courant élevé. Par conséquent, ils sont souvent utilisés dans des applications à courant élevé, telles que les interrupteurs d'alimentation et la commande du moteur.

Faible résistance à l'immunité: la résistance interne du DMOS Source-Drain est faible. Cela permet de minimiser la baisse de tension et de réduire la perte de puissance.

Fonction de blocage de canal: DMOS a une fonction de blocage de canal lorsqu'elle est utilisée comme commutateur avant. La fonction de blocage du canal empêche la tension inverse de circuler dans le canal même lorsque le commutateur est éteint, minimisant le courant de fuite.

Les DMO sont très utiles dans les applications de contrôle de puissance et de commutation, et sont un bon composant électronique lorsque une tension élevée et une manipulation à courant élevé sont nécessaires. Le DMOS est largement utilisé dans des champs tels que la conversion de puissance, les unités d'alimentation, l'électronique automobile, l'automatisation industrielle et le contrôle du moteur.