Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIVIDER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIVIDER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Holt Integrated Circuit...
HI-8105 Datasheet pdf image
111Kb/5P
PROGRAMMABLE DIVIDER WITH OSC OR CLK

1


1



Qu'est-ce que DIVIDER


Dans les composants électroniques, «Divider» fait référence à une pièce ou un circuit qui reçoit un signal d'entrée et divise le signal de sortie en parties du signal d'entrée. Il est principalement utilisé pour diviser et contrôler la tension ou le courant, et est utilisé dans divers champs d'application.

Les séparateurs sont généralement divisés en deux types:

Diviseur de tension: un diviseur de tension divise une tension d'entrée en deux tensions de sortie ou plus. Ces fonctions sont utilisées pour contrôler les tensions dans les circuits de détection, de détection et de périphérique de tension. Un diviseur de tension se compose d'une série de résistances, et la tension de sortie est déterminée par le rapport de la tension d'entrée à la résistance.

Diviseur de courant: le diviseur de courant divise le courant d'entrée en deux courants de sortie ou plus. Il est utilisé pour contrôler la distribution du courant dans un circuit ou pour fournir le courant à plusieurs sous-circuits. Un diviseur de courant peut être construit à l'aide d'une résistance en série ou d'une variété d'éléments de courant.

Les séparateurs sont utilisés dans divers circuits et jouent un rôle important dans la conception des circuits. Par exemple, dans un capteur de pression, il peut diviser la tension d'entrée et l'utiliser pour générer la sortie du capteur, ou il peut être utilisé pour contrôler ou fournir le courant à d'autres composants ou sous-circuits électroniques. Cette fonction de diviseur interagit avec d'autres circuits et composants pour maintenir et contrôler la précision et la stabilité des systèmes électroniques.